|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
GBI25A ... GBI25M GBI25A ... GBI25M Silicon-Bridge-Rectifiers Silizium-Bruckengleichrichter Version 2006-01-04 4.8 0.2 30 0.2 0.2 Nominal current Nennstrom Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung Plastic case Kunststoffgehause 25 A 50...1000 V 30 x 3.6 x 18 [mm] 7g 3.8 Type Typ 0.2 20 + 2.2 1.0 10 ~ ~ 4 - 0.2 11 0.2 3.1 17.50.2 0.2 Weight approx. - Gewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehausematerial UL94V-0 klassifiziert Standard packaging bulk Standard Lieferform lose im Karton 2x7.5 0.8 Dimensions - Mae [mm] Recognized Product - Underwriters Laboratories Inc.(R) File E175067 Anerkanntes Produkt - Underwriters Laboratories Inc.(R) Nr. E175067 Maximum ratings Type Typ GBI25A GBI25B GBI25D GBI25G GBI25J GBI25K GBI25M Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stostrom fur eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle Rating for fusing, t < 10 ms Grenzlastintegral, t < 10 ms Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Admissible torque for mounting Zulassiges Anzugsdrehmoment M3 Max. alternating input voltage Max. Eingangswechselspannung VVRMS [V] 35 70 140 280 420 560 700 f > 15 Hz TA = 25C TA = 25C Grenzwerte Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung VRRM [V] 1) 50 100 200 400 600 800 1000 IFRM IFSM i2t 60 A 2) 300/340 A 450 A2s -50...+150C -50...+150C 5 10% lb.in. 0.5 10% Nm Tj TS 1 2 Valid for one branch - Gultig fur einen Bruckenzweig Valid, if leads are kept to ambient temperature TA = 50C at a distance of 5 mm from case Gultig, wenn die Anschlusse in 5 mm vom Gehause auf Umgebungstemperatur TA = 50C gehalten werden http://www.diotec.com/ (c) Diotec Semiconductor AG 1 GBI25A ... GBI25M Characteristics Max. rectified current without cooling fin Dauergrenzstrom ohne Kuhlblech Max. rectified current with forced cooling Dauergrenzstrom mit forcierter Kuhlung Forward voltage - Durchlass-Spannung Leakage current - Sperrstrom Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Thermal resistance junction to case Warmewiderstand Sperrschicht - Gehause TA = 50C TC = 100C Tj = 25C Tj = 25C R-load C-load R-load C-load IF = 12.5 A VR = VRRM IFAV IFAV IFAV IFAV VF IR RthJA RthJC Kennwerte 4.2 A 1) 3.5 A 1) 25.0 A 20.0 A < 1.1 V 2) < 10 A < 12 K/W 1) < 1.2 K/W Type Typ GBI25A GBI25B GBI25D GBI25G GBI25J GBI25K GBI25M Max. admissible load capacitor Max. zulassiger Ladekondensator CL [F] 20000 10000 5000 2500 1500 1000 800 Min. required protective resistor Min. erforderl. Schutzwiderstand RL [] 0.2 0.4 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 120 [%] 100 103 [A] 102 Tj = 125C 80 10 Tj = 25C 60 40 1 20 IFAV 0 0 TC 50 100 150 [C] IF 10 -1 270a-(12a-1v) 0.4 VF 0.8 1.0 1.2 1.4 [V] 1.8 Rated forward current vs. temp. of the case Zul. Richtstrom in Abh. v. d. Gehausetemperatur Forward characteristics (typical values) Durchlasskennlinien (typische Werte) 1 2 Valid, if leads are kept to ambient temperature at a distance of 5 mm from case Gultig, wenn die Anschlusse in 5 mm Abstand vom Gehause auf Umgebungstemperatur gehalten werden Valid for one branch - Gultig fur einen Bruckenzweig http://www.diotec.com/ (c) Diotec Semiconductor AG 2 |
Price & Availability of GBI25A07 |